|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 5 - n o v . , 2 0 0 8 a p c 5 5 8 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 a n p e c r e s e r v e s t h e r i g h t t o m a k e c h a n g e s t o i m p r o v e r e l i a b i l i t y o r m a n u f a c t u r a b i l i t y w i t h o u t n o t i c e , a n d a d v i s e c u s t o m e r s t o o b t a i n t h e l a t e s t v e r s i o n o f r e l e v a n t i n f o r m a t i o n t o v e r i f y b e f o r e p l a c i n g o r d e r s . d u a l o p e r a t i o n a l a m p l i f i e r f e a t u r e s a p p l i c a t i o n s g e n e r a l d e s c r i p t i o n o r d e r i n g a n d m a r k i n g i n f o r m a t i o n p o w e r s u p p l y r a n g e : - s i g n a l s u p p l y : 3 v t o 2 0 v - d u a l s u p p l y : 1 . 5 v t o 1 0 v l a r g e d c v o l t a g e g a i n : 1 0 0 d b l a r g e o u t p u t s w i n g : 0 v ~ v d d - 1 . 5 v b a n d w i d t h ( u n i t y g a i n ) : 2 m h z i n t e r n a l l y f r e q u e n c y c o m p e n s a t e d f o r u n i t y g a i n l o w i n p u t o f f s e t v o l t a g e : 1 m v lead free and green devices available (rohs compliant) a m p l i f i e r s f i l t e r s a n a l o g c i r c u i t a p p l i c a t i o n a r e a s i n c l u d e t r a n s d u c e r a m p l i f i e r s , d c g a i n b l o c k s a n d a l l t h e c o n v e n t i o n a l o p a m p l i f i e r c i r c u i t s w h i c h c a n b e m o r e e a s i l y i m p l e m e n t e d i n s i n g l e p o w e r s u p p l y s y s t e m s . ( f o r e x a m p l e , t h e a p c 5 5 8 c a n b e d i r e c t l y o p e r a t e d f r o m t h e s t a n d a r d + 5 v p o w e r s u p p l y v o l t a g e w h i c h i s n o r m a l l y u s e d i n d i g i t a l s y s t e m s . ) n o t e : a n p e c l e a d - f r e e p r o d u c t s c o n t a i n m o l d i n g c o m p o u n d s / d i e a t t a c h m a t e r i a l s a n d 1 0 0 % m a t t e t i n p l a t e t e r m i n a t i o n f i n i s h ; w h i c h a r e f u l l y c o m p l i a n t w i t h r o h s . a n p e c l e a d - f r e e p r o d u c t s m e e t o r e x c e e d t h e l e a d - f r e e r e q u i r e m e n t s o f i p c / j e d e c j - s t d - 0 2 0 c f o r m s l c l a s s i f i c a t i o n a t l e a d - f r e e p e a k r e f l o w t e m p e r a t u r e . a n p e c d e f i n e s ? g r e e n ? t o m e a n l e a d - f r e e ( r o h s c o m p l i a n t ) a n d h a l o g e n f r e e ( b r o r c l d o e s n o t e x c e e d 9 0 0 p p m b y w e i g h t i n h o m o g e n e o u s m a t e r i a l a n d t o t a l o f b r a n d c l d o e s n o t e x c e e d 1 5 0 0 p p m b y w e i g h t ) . t h e a p c 5 5 8 c o n s i s t s o f t w o i n d e p e n d e n t , h i g h g a i n , i n - t e r n a l l y f r e q u e n c y c o m p e n s a t e d o p e r a t i o n a l a m p l i f i e r s w h i c h w e r e d e s i g n e d s p e c i f i c a l l y t o o p e r a t e f r o m a s i n g l e p o w e r s u p p l y u p t o 2 0 v . o p e r a t i o n f r o m d u a l p o w e r s u p - p l i e s i s a l s o p o s s i b l e a n d t h e p o w e r s u p p l y c u r r e n t d r a i n i s e s s e n t i a l l y i n d e p e n d e n t o f t h e m a g n i t u d e o f t h e p o w e r s u p p l y v o l t a g e . package code k : sop-8 temperature range c : 0 to 70 o c handling code tr : tape & reel assembly material l : lead free device g : halogen and lead free device apc558 handling code temperature range package code apc558 k : xxxxx - date code apc558 xxxxx assembly material
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 5 - n o v . , 2 0 0 8 a p c 5 5 8 w w w . a n p e c . c o m . t w 2 symbol parameter rating unit v dd supply voltage 20 v v id differential input voltage 20 v v i input voltage - 0.3v to +20v v p d power dissipation 500 mw t a operating free - air temperature range 0 to 70 c t stg storage temperature range - 40 to +150 c a b s o l u t e m a x i m u m r a t i n g s t a = 2 5 c ( n o t e 1 ) e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s v d d = 1 0 v , t a = 2 5 c apc558 symbol parameter test conditions min . typ . max . unit v io input offset voltage r s 10k w - 1 3 m v i io input offset current - 2 10 na i bias input bias current - 25 70 na r in input resistance 0.3 5 - m w a v large signal voltage gain r l 3 2k w , v o = 10v 86 100 - db v om1 maximum output voltage swing 1 r l 3 10k w 9 9.5 - v v om2 maximum output voltage swing 2 r l 3 2k w 8.5 9.0 - v v icm input common - mode voltage range 9 9.5 - v cmrr common - mode rejection ratio r s 10k w - 90 - db svrr sup ply voltage rejection ratio r s 10k w , v p - p = 100mv, f in =100hz 60 65 - db i cc operating current - 3.7 6 ma v ni equivalent input noise voltage riaa, r s =1k w , 30khz, lpf - 1.4 - m vrms sr slew rate - 650 - mv/ m s gbwp gain bandwidth product - 2 - mhz note 1: absolute maximum ratings are those values beyond which the life of a device may be impaired. exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 5 - n o v . , 2 0 0 8 a p c 5 5 8 w w w . a n p e c . c o m . t w 3 t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s o p e n l o o p v o l t a g e g a i n v s . f r e q u e n c y f r e q u e n c y ( h z ) open loop voltage gain (db) f r e q u e n c y ( h z ) m a x i m u m o u t p u t v o l t a g e s w i n g v s . l o a d r e s i s t a n c e maximum output voltage swing (v) o p e r a t i n g c u r r e n t v s . t e m p e r a t u r e t e m p e r a t u r e ( c ) operating current (ma) m a x i m u m o u t p u t v o l t a g e s w i n g v s . f r e q u e n c y maximum output voltage swing (v) l o a d r e s i s t a n c e ( k w) m a x i m u m o u t p u t v o l t a g e s w i n g v s . t e m p e r a t u r e t e m p e r a t u r e ( c ) maximum output voltage swing (v) i n p u t o f f s e t v o l t a g e v s . t e m p e r a t u r e input offset voltage (mv) t e m p e r a t u r e ( c ) 0 120 20 40 60 80 100 10 5m 100 1k 10k 100k 1m t a = 25 o c v dd = 1 0v r l = 2k w 1 10 100 1k 10k 100k 1m 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 t a = 25 o c v dd = 10v r l =2k w 10 12 14 16 18 20 0.1 1 10 2 0.2 0.5 5 t a = 25 o c v dd = 10v -50 -25 0 25 50 75 100 -15 -10 -5 0 5 10 15 v dd = 10v r l =10k w 2 -50 -25 0 25 50 75 100 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 v dd = 10v -50 -25 0 25 50 75 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 v dd = 10v c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 5 - n o v . , 2 0 0 8 a p c 5 5 8 w w w . a n p e c . c o m . t w 4 i n p u t b i a s c u r r e n t v s . t e m p e r a t u r e t e m p e r a t u r e ( c ) input bias current (na) o p e r a t i n g v o l t a g e ( v ) maximum output voltage swing (v) m a x i m u m o u t p u t v o l t a g e s w i n g v s . o p e r a t i n g v o l t a g e t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s ( c o n t . ) o p e r a t i n g v o l t a g e ( v ) operating current (ma) o p e r a t i n g c u r r e n t v s . o p e r a t i n g v o l t a g e v o l t a g e f o l l o w e r p u l s e r e s p o n s e t i m e (m s ) input voltage - v output voltage (v) -50 -25 0 25 50 75 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 v dd = 10v -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t a = 25 o c r l =2k w 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 t a = 25 o c 2.5 5 7.5 0 2.5 5 7.5 0 0 20 40 60 80 100 b l o c k d i a g r a m output b inverting input b 1 2 3 4 5 6 7 8 output a inverting input a non-inverting input b v dd + v dd - b - + a - + non-inverting input a c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 5 - n o v . , 2 0 0 8 a p c 5 5 8 w w w . a n p e c . c o m . t w 5 p a c k a g e i n f o r m a t i o n s o p - 8 s y m b o l min. max. 1.75 0.10 0.17 0.25 0.25 a a1 c d e e1 e h l millimeters b 0.31 0.51 sop-8 0.25 0.50 0.40 1.27 min. max. inches 0.069 0.004 0.012 0.020 0.007 0.010 0.010 0.020 0.016 0.050 0 0.010 1.27 bsc 0.050 bsc a2 1.25 0.049 0 8 0 8 d e e e 1 see view a c b h x 4 5 a a 1 a 2 l view a 0 . 2 5 seating plane gauge plane note: 1. follow jedec ms-012 aa. 2. dimension ? d ? does not include mold flash, protrusions or gate burrs. mold flash, protrusion or gate burrs shall not exceed 6 mil per side. 3. dimension ? e ? does not include inter-lead flash or protrusions. inter-lead flash and protrusions shall not exceed 10 mil per side. 3.80 5.80 4.80 4.00 6.20 5.00 0.189 0.197 0.228 0.244 0.150 0.157 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 5 - n o v . , 2 0 0 8 a p c 5 5 8 w w w . a n p e c . c o m . t w 6 application a h t1 c d d w e1 f 330.0 ? 2.00 50 min. 12.4+2.00 - 0.00 13.0+0.50 - 0.20 1.5 min. 20.2 min. 12.0 ? 0.30 1.75 ? 0.10 5.5 ? 0.05 p 0 p1 p 2 d 0 d1 t a 0 b 0 k 0 sop - 8 4.0 ? 0.10 8.0 ? 0.10 2.0 ? 0.05 1.5+0.10 - 0.00 1.5 min. 0.6+0.00 - 0.40 6.40 ? 0.20 5.20 ? 0.20 2.10 ? 0.20 (mm) c a r r i e r t a p e & r e e l d i m e n s i o n s package type unit quantity sop - 8 tape & reel 2500 d e v i c e s p e r u n i t a e 1 a b w f t p0 od0 b a0 p2 k0 b 0 section b-b section a-a od1 p1 h t1 a d c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 5 - n o v . , 2 0 0 8 a p c 5 5 8 w w w . a n p e c . c o m . t w 7 test item method description solderability mil - std - 883d - 2003 245 c, 5 sec holt mil - std - 883d - 1005.7 1000 hrs bias @125 c pct jesd - 22 - b,a102 168 hrs, 100 % rh, 121 c tst mil - std - 883d - 1011.9 - 65 c~150 c, 200 cycles esd mil - std - 883d - 3015.7 vhbm > 2kv, vmm > 200v latch - up jesd 78 10ms, 1 tr > 100ma r e f l o w c o n d i t i o n ( i r / c o n v e c t i o n o r v p r r e f l o w ) t 25 c to peak tp ramp-up t l ramp-down ts preheat tsmax tsmin t l t p 25 t e m p e r a t u r e time critical zone t l to t p r e l i a b i l i t y t e s t p r o g r a m t a p i n g d i r e c t i o n i n f o r m a t i o n s o p - 8 user direction of feed c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 5 - n o v . , 2 0 0 8 a p c 5 5 8 w w w . a n p e c . c o m . t w 8 profile feature sn - pb eutectic assembly pb - free assembly average ramp - up rate (t l to t p ) 3 c/second max. 3 c/second max. preheat - temperature min (tsmin) - temperature max (tsmax) - time (min to max) (ts) 100 c 150 c 60 - 120 seconds 150 c 200 c 60 - 180 seconds time maintained above: - temperature (t l ) - time (t l ) 183 c 60 - 150 seconds 217 c 60 - 150 seconds peak /classification temperature (tp) see table 1 see table 2 time within 5 c of actual peak temperature (tp) 10 - 30 seconds 20 - 40 seconds ramp - down rate 6 c/sec ond max. 6 c/second max. time 25 c to peak temperature 6 minutes max. 8 minutes max. note: all temperatures refer to topside of the package. measured on the body surface. table 2. pb - free process ? package classification reflow temperatures package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 350 - 2000 volume mm 3 >2000 <1.6 mm 260 +0 c* 260 +0 c* 260 +0 c* 1.6 mm ? 2.5 mm 260 +0 c* 250 +0 c* 245 +0 c* 3 2.5 mm 250 +0 c* 245 +0 c* 245 +0 c* * tolerance: the device manufacturer/supplier shall assure process compatibility up to and including the stated classification temperature (this means peak reflow temperature +0 c. for example 260 c+0 c) at the rated msl level. c u s t o m e r s e r v i c e table 1. snpb eutectic process ? package peak reflow temperature s package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 3 350 <2.5 mm 240 +0/ - 5 c 225 +0/ - 5 c 3 2.5 mm 225 +0/ - 5 c 225 +0/ - 5 c c l a s s i f i c a t i o n r e f l o w p r o f i l e s a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . head office : no.6, dusing 1st road, sbip, hsin-chu, taiwan, r.o.c. tel : 886-3-5642000 fax : 886-3-5642050 t a i p e i b r a n c h : 2 f , n o . 1 1 , l a n e 2 1 8 , s e c 2 j h o n g s i n g r d . , s i n d i a n c i t y , t a i p e i c o u n t y 2 3 1 4 6 , t a i w a n t e l : 8 8 6 - 2 - 2 9 1 0 - 3 8 3 8 f a x : 8 8 6 - 2 - 2 9 1 7 - 3 8 3 8 |
Price & Availability of APC558KC-TRL |